| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
GSIB660 Arkusz danych(PDF) 49 Page - Toshiba Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GSIB660 Arkusz danych(HTML) 49 Page - Toshiba Semiconductor |
|
49 / 70 page ![]() Electric Parts List 7-15 CN502E AA39-20029K LEAD CONNECTOR-ASSY;,7P,67096-007,S,400, AZ760185 1 CNF01 3711-002642 CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,2.5MM,STRAIGH AZ664017 1 CNG01 3711-002643 CONNECTOR-HEADER;BOX,4P,1R,2.5mm,STRAIGH AZ664018 1 IC501 HA96-50151B ASSY-H/S;-,AMP,AA61-10060A,TDA6111Q,- AZ760230 1 IC502 HA96-50151B ASSY-H/S;-,AMP,AA61-10060A,TDA6111Q,- AZ760230 1 IC503 HA96-50151B ASSY-H/S;-,AMP,AA61-10060A,TDA6111Q,- AZ760230 1 1201-001131 IC-VIDEO AMP;6111,SIP,9P,-,SINGLE,-,PLAS AZ760231 3 6001-000057 SCREW-MACHINE;RH,+,M3,L6,ZPC(BLK),SWRCHW AZ760154 3 6021-000154 NUT-HEXAGON;2C,M3,ZPC(YEL),SM20C AZ760155 3 AA61-10060A BRACKET-TR;W3220,CUS-1 1/2H,T0.5,-,-,-,- AZ760156 3 ICG01 1201-000191 IC-OP AMP;4558,DIP,8P,300MIL,DUAL,20V/mV AZ760187 1 QG03 0502-001007 TR-POWER;KSC2073-H2,NPN,25W,TO-220,ST,6 AZ561013 1 VA999 3704-000114 SOCKET-CRT;14P,29.1,35.5,SN,ISH09SK AZ760188 1 HA99-200051 ASSY-PCB,CRT(ACI);28W8,KS3A,100HZ,SEB AZ760232 1 C502 2305-000704 C-FILM,MPEF;100nF,5%,250V,TP,16.5x10.3x5 AZ162685 1 C505 2305-000704 C-FILM,MPEF;100nF,5%,250V,TP,16.5x10.3x5 AZ162685 1 C508 2305-000704 C-FILM,MPEF;100nF,5%,250V,TP,16.5x10.3x5 AZ162685 1 CF07 2305-000704 C-FILM,MPEF;100nF,5%,250V,TP,16.5x10.3x5 AZ162685 1 C503 2201-000599 C-CERAMIC,DISC;0.56nF,10%,500V,Y5P,TP,5. AZ163013 1 C506 2201-000599 C-CERAMIC,DISC;0.56nF,10%,500V,Y5P,TP,5. AZ163013 1 C509 2201-000599 C-CERAMIC,DISC;0.56nF,10%,500V,Y5P,TP,5. AZ163013 1 C511 2401-001232 C-AL;4.7uF,20%,250V,GP,TP,10x12.5,5 AZ165009 1 C512 2401-000914 C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5 AZ164043 1 C515 2401-000914 C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5 AZ164043 1 C526 2401-000914 C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5 AZ164043 1 C514 2401-000430 C-AL;10UF,20%,250V,GP,TP,10X16MM,5M AZ165004 1 C518 2301-000224 C-FILM,PEF;22nF,5%,50V,TP,7.4x3.9x13mm AZ162006 1 C519 2301-000224 C-FILM,PEF;22nF,5%,50V,TP,7.4x3.9x13mm AZ162006 1 C520 2301-000224 C-FILM,PEF;22nF,5%,50V,TP,7.4x3.9x13mm AZ162006 1 C521 2301-000224 C-FILM,PEF;22nF,5%,50V,TP,7.4x3.9x13mm AZ162006 1 C522 2301-000224 C-FILM,PEF;22nF,5%,50V,TP,7.4x3.9x13mm AZ162006 1 C523 2301-000224 C-FILM,PEF;22nF,5%,50V,TP,7.4x3.9x13mm AZ162006 1 CF01 2201-000180 C-CERAMIC,DISC;10NF,10%,50V,Y5V,TP,6.5*3 AZ163029 1 CF02 2301-000192 C-FILM,PEF;1nF,5%,50V,TP,5.3x10mm,5mm AZ162003 1 C516 2301-000192 C-FILM,PEF;1nF,5%,50V,TP,5.3x10mm,5mm AZ162003 1 CF03 2201-000376 C-CERAMIC,DISC;0.22nF,5%,50V,SL,TP,6.3x3 AZ166021 1 CF04 2201-000653 C-CERAMIC,DISC;68pF,5%,50V,SL,TP,4.0X3.5 AZ166026 1 CF05 2301-000261 C-FILM,PEF;4.7nF,5%,100V,TP,10.5x12.5x6. AZ166027 1 CF06 2201-000516 C-CERAMIC,DISC;4.7nF,+100-0%,500V,Y5U,TP AZ166028 1 CF08 2201-000604 C-CERAMIC,DISC;0.056nF,+100-0%,500V,SL,T AZ166029 1 CF10 2401-001840 C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x11,5 AZ164027 1 CF12 2401-001840 C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x11,5 AZ164027 1 CF14 2401-000832 C-AL;220uF,20%,25V,GP,TP,8x11.5,5 AZ166030 1 CG01 2401-000832 C-AL;220uF,20%,25V,GP,TP,8x11.5,5 AZ166030 1 CG04 2401-000832 C-AL;220uF,20%,25V,GP,TP,8x11.5,5 AZ166030 1 CG02 2305-000149 C-FILM,MPEF;100nF,5%,100V,TP,12x12.5x6.5 AZ162016 1 CG03 2401-000493 C-AL;10uF,20%,50V,LZ,TP,5x11mm,5mm AZ164010 1 D502 0402-000132 DIODE-RECTIFIER;1N4004,400V,1A,DO-41,TP AZ462005 1 D507 0402-001105 DIODE-RECTIFIER;ERB43-04SV1,400V,1.0A,-, AZ462014 1 D508 0402-001105 DIODE-RECTIFIER;ERB43-04SV1,400V,1.0A,-, AZ462014 1 D509 0402-001105 DIODE-RECTIFIER;ERB43-04SV1,400V,1.0A,-, AZ462014 1 D510 0402-001105 DIODE-RECTIFIER;ERB43-04SV1,400V,1.0A,-, AZ462014 1 D511 0402-001105 DIODE-RECTIFIER;ERB43-04SV1,400V,1.0A,-, AZ462014 1 D512 0402-001105 DIODE-RECTIFIER;ERB43-04SV1,400V,1.0A,-, AZ462014 1 DF02 0402-001105 DIODE-RECTIFIER;ERB43-04SV1,400V,1.0A,-, AZ462014 1 DF03 0402-001105 DIODE-RECTIFIER;ERB43-04SV1,400V,1.0A,-, AZ462014 1 DF01 0401-000005 DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35, AZ462001 1 DF04 0401-000005 DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35, AZ462001 1 DG01 0401-000005 DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35, AZ462001 1 DZ503 0403-001211 DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.44-12.03V,500MW,D AZ462027 1 KEZI 0403-001211 DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.44-12.03V,500MW,D AZ462027 1 DZF01 0403-001039 DIODE-ZENER;MA2560,56V,52-60V,1W,DO-41,T AZ461014 1 DZF02 0403-001039 DIODE-ZENER;MA2560,56V,52-60V,1W,DO-41,T AZ461014 1 EL81 AA60-40011B EYELET;ID2.2,OD3.2,-,-,BSP,- AZ664149 1 EL82 AA60-40011B EYELET;ID2.2,OD3.2,-,-,BSP,- AZ664149 1 EL83 AA60-40011B EYELET;ID2.2,OD3.2,-,-,BSP,- AZ664149 1 EL84 AA60-40011B EYELET;ID2.2,OD3.2,-,-,BSP,- AZ664149 1 EL85 AA60-40011B EYELET;ID2.2,OD3.2,-,-,BSP,- AZ664149 1 EL86 AA60-40011B EYELET;ID2.2,OD3.2,-,-,BSP,- AZ664149 1 EL87 AA60-40011B EYELET;ID2.2,OD3.2,-,-,BSP,- AZ664149 1 EL88 AA60-40011B EYELET;ID2.2,OD3.2,-,-,BSP,- AZ664149 1 EL89 AA60-40011B EYELET;ID2.2,OD3.2,-,-,BSP,- AZ664149 1 EL91 AA60-40011B EYELET;ID2.2,OD3.2,-,-,BSP,- AZ664149 1 EL92 AA60-40011B EYELET;ID2.2,OD3.2,-,-,BSP,- AZ664149 1 GT504 AA60-40014A PIN-GT,ASSY;1P,-,-,AUTO AZ664172 1 GT505 AA60-40014A PIN-GT,ASSY;1P,-,-,AUTO AZ664172 1 J501 3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU;TCWA,300V,52mm(TAPING) AZ664147 1 LOC NO PARTS NO Description & Specification REPLACEMENT NO Q’ty REMARKS |