| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM2902DT Arkusz danych(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM2902DT Arkusz danych(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 20 page ![]() 7.2 TSSOP14 package information Figure 29. TSSOP14 package outline aaa Table 5. TSSOP14 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.20 0.047 A1 0.05 0.15 0.002 0.004 0.006 A2 0.80 1.00 1.05 0.031 0.039 0.041 b 0.19 0.30 0.007 0.012 c 0.09 0.20 0.004 0.0089 D 4.90 5.00 5.10 0.193 0.197 0.201 E 6.20 6.40 6.60 0.244 0.252 0.260 E1 4.30 4.40 4.50 0.169 0.173 0.176 e 0.65 0.0256 L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L1 1.00 0.039 k 0° 8° 0° 8° aaa 0.10 0.004 LM2902 TSSOP14 package information DS0506 - Rev 9 page 13/20 |