Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

WJ113 Arkusz danych(PDF) 2 Page - CIT Relay & Switch

Numer części WJ113
Szczegółowy opis  CIT SWITCH
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CIT [CIT Relay & Switch]
Strona internetowa  http://www.citswitch.com
Logo CIT - CIT Relay & Switch

WJ113 Arkusz danych(HTML) 2 Page - CIT Relay & Switch

  WJ113 Datasheet HTML 1Page - CIT Relay & Switch WJ113 Datasheet HTML 2Page - CIT Relay & Switch  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Distributor: Electro-Stock www.electrostock.com Tel: 630-682-1542 Fax: 630-682-1562
ORDERING INFORMATION
1. Series:
WJ113
WJ113
2.Contact Arrangement:
1A = SPST N.O.
1A
3. Sealing Options:
S = Sealed
S
4. Coil Voltage:
3VDC
5VDC
6VDC
9VDC
12VDC
18VDC
24VDC
12VDC
DIMENSIONS (Units = mm)
SCHEMATICS & PC LAYOUTS (BOTTOM VIEWS)
WJ113
1A



Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com