| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
WFP830 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Wisdom technologies Int`l |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WFP830 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Wisdom technologies Int`l |
|
7 / 7 page ![]() Dim. mm Inch Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 9.7 10.1 0.382 0.398 B 6.3 6.7 0.248 0.264 C 9.0 9.47 0.354 0.373 D 12.8 13.3 0.504 0.524 E 1.2 1.4 0.047 0.055 F 1.7 0.067 G 2.5 0.098 H 3.0 3.4 0.118 0.134 I 1.25 1.4 0.049 0.055 J 2.4 2.7 0.094 0.106 K 5.0 5.15 0.197 0.203 L 2.2 2.6 0.087 0.102 M 1.25 1.55 0.049 0.061 N 0.45 0.6 0.018 0.024 O 0.6 1.0 0.024 0.039 Ø 3.6 0.142 TO-220 Package Dimension 1. Gate 2. Drain 3. Source A B C I G L 1 M E F φ H K N O 2 3 J D |