Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SEN-R-956-009 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Sensitron

Numer części SEN-R-956-009
Szczegółowy opis  TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 500 WATT SERIES Glass Passivated Die Plus Dual Heat Strips
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SENSITRON [Sensitron]
Strona internetowa  http://www.sensitron.com
Logo SENSITRON - Sensitron

SEN-R-956-009 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Sensitron

  SEN-R-956-009 Datasheet HTML 1Page - Sensitron SEN-R-956-009 Datasheet HTML 2Page - Sensitron SEN-R-956-009 Datasheet HTML 3Page - Sensitron SEN-R-956-009 Datasheet HTML 4Page - Sensitron SEN-R-956-009 Datasheet HTML 5Page - Sensitron  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
SENSITRON
SEN-R-956-XXX
SEMICONDUCTOR
• 221 West Industry Court 3 Deer Park, NY 11729-4681 3 (631) 586-7600 FAX (631) 242-9798 •
• World Wide Web Site - http://www.sensitron.com • E-Mail Address - sales@sensitron.com •
Note 1: “Die Only” configuration requires user to provide adequate energy absorption.
Note 2: Terminal strips are 0.009” to 0.011” thick copper with nickel and silver plate.
0.034"
0.039"
0.048"
0.052"
0.108"
0.112"
0.069"
0.073"
0.020"
Typ
0.069"
0.073"
0.052"
0.056"
0.0115"
0.0155"
Bipolar Die Only



Html Pages

1 2 3 4 5