| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
T1610 Arkusz danych(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
T1610 Arkusz danych(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 18 page ![]() 2.2 D²PAK package information Figure 14. D²PAK package outline (1) Resin gate position accepted in one of the two positions or in the symmetrical opposites e G E1 E2 c2 A b b2 E V2 c A1 A2 A3 R Gauge Plane Resin gate 0.5 mm max. protrusion(1) T1610, T1635, T1650, BTA16, BTB16 D²PAK package information DS2114 - Rev 11 page 10/18 |