| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
438-SERIES Arkusz danych(PDF) 2 Page - EDAC, All Rights Reserved. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
438-SERIES Arkusz danych(HTML) 2 Page - EDAC, All Rights Reserved. |
|
2 / 2 page ![]() www.edac.net customerservice@edac.net METAL TO METAL CARD EDGE CONNECTORS 415/438 SERIES NUMBER OF CONTACTS "A" "B" "D" "E" "F" 415 438 415 438 415 415, 438 438 inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm 17 2.406 61.11 2.570 65.28 2.134 54.20 2.300 58.42 1.920 48.77 1.600 40.64 1.900 48.26 23 3.006 76.35 3.170 80.52 2.734 69.44 2.900 73.66 2.520 64.01 2.200 55.88 2.500 63.50 29 3.606 91.59 3.770 95.76 3.334 84.68 3.500 88.90 3.120 79.25 2.800 71.12 3.100 78.74 35 4.206 106.83 4.370 111.00 3.934 99.92 4.100 104.14 3.720 94.49 3.400 86.36 3.700 93.98 41 4.806 122.07 4.970 126.24 4.534 115.16 4.700 119.38 4.320 109.73 4.000 101.60 4.300 109.22 47 5.620 142.75 5.570 141.48 5.352 135.94 5.300 134.62 5.030 127.76 4.600 116.84 4.900 124.46 |