| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PKMCS0909E4000-R1 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PKMCS0909E4000-R1 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd |
|
7 / 11 page ![]() Document No. JGB40-1594B 株式会社 村 田 製 作 所 Murata Manufacturing Co.,Ltd. P. 7/11 製造年月度 EIAJ Monthly Code (注) 4年で1サイクルとなります。 (note) The number is cycled by 4years. 10. テーピング方法 Taping Method 10-1 テープは右巻き(テープの端を手前に取り出した時、送り穴が右側になる)とします。 The carrier tape shall be wound clockwise. The feeding holes shall be to the right side as the tape is pulled toward the user. 10-2 1リール 2,000個とします。 A reel shall contain 2,000pcs of components. 10-3 1リールを最小梱包単位として扱い、製品表示ラベルを貼り、品番、数量及びロット番号を 記入します。 The minimum packaging unit shall be a reel. And each reel shall have a label which shows part number, quantity and outgoing inspection number. 月 Month 年 Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013, 2017, 2021, 2025 A B C D E F G H J K L M 2014, 2018, 2022, 2026 N P Q R S T U V W X Y Z 2015, 2019, 2023, 2027 a b _ c d e f g h j k l m 2016, 2020, 2024, 2028 n p q r s t u v w x y z |