Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IXRH50N80 Arkusz danych(PDF) 2 Page - IXYS Corporation

Numer części IXRH50N80
Szczegółowy opis  IGBT with Reverse Blocking capability
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXRH50N80 Arkusz danych(HTML) 2 Page - IXYS Corporation

  IXRH50N80 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXRH50N80 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2 - 2
© 2000 IXYS All rights reserved
IXRH 50N80
IXRH 50N60
Component
Symbol
Conditions
Maximum Ratings
T
VJ
-55...+150
°C
T
stg
-55...+125
°C
M
d
mounting torque
0.8 - 1.2
Nm
F
C
mounting force with clip
20...120
N
Symbol
Conditions
Characteristic Values
min.
typ.
max.
R
thCH
with heatsink compound
0.25
K/W
Weight
6g
TO-247 AD Outline
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.7
5.3
.185
.209
A
1
2.2
2.54
.087
.102
A
2
2.2
2.6
.059
.098
b
1.0
1.4
.040
.055
b
1
1.65
2.13
.065
.084
b
2
2.87
3.12
.113
.123
C
.4
.8
.016
.031
D
20.80
21.46
.819
.845
E
15.75
16.26
.610
.640
e
5.20
5.72
0.205 0.225
L
19.81
20.32
.780
.800
L1
4.50
.177
∅P
3.55
3.65
.140
.144
Q
5.89
6.40
0.232 0.252
R
4.32
5.49
.170
.216
S
6.15 BSC
242 BSC



Html Pages

1 2