| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STE2001DIE2 Arkusz danych(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STE2001DIE2 Arkusz danych(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 36 page ![]() STE2001 24/36 Figure 26. Application Schematic using the Internal LCD Voltage Generator and a single supply Figure 27. Pad Configuration with I2C interface VDD VDD2,3 I/O VDD1 VSS2 VSS1 VLCDSENSE VLCDOUT VLCDIN VSS 65 x 128 DISPLAY 32 128 33 D00IN1156 100nF 1 µF SCL SDAIN SDAOUT E PD/C D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 SCLK SCE SD/C SDIN BSY_FLG TEST_6 RES SA0 TEST_5 TEST_3 VSSOUT TEST_4 TEST_7 TEST_2 TEST_1 VDD1 STE2001 µP VDD1/GND/VSSOUT TEST 9 VSS1 VSS2 VDD1 VDD2 SEL1 SEL2 OSCIN GND/VSSOUT TEST_8 TEST_11 VDD3 TEST_10 TEST_12 TEST_13 GND TEST_0 D01IN1261 |