Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

03AR1/2/3 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Delta Electronics, Inc.

Numer części 03AR1/2/3
Szczegółowy opis  POWER ENTRY MODULE EMI FILTERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Strona internetowa  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.

03AR1/2/3 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Delta Electronics, Inc.

  03AR1/2/3 Datasheet HTML 1Page - Delta Electronics, Inc. 03AR1/2/3 Datasheet HTML 2Page - Delta Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
66.0
1.0
R0.04Max.
2.6 0.003
Suggested thickness of mounting
panel is from 0.04 to 0.07 inch
suggest mounting cutout
INCH
UNIT:
mm
AR1
AR3, AR3D
AR4(without power switch)
AR2, AR2D
2.57
65.3
N
G
L
67.3
2.65
1.059
26.9
G
N
L
G
67.3
2.65
I
O
G
1.059
26.9
L
G
N
G
N
O
L
I
2.65
67.3
65.3
2.57
4-4
MECHANICAL CONSTRUCTION



Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com