| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
DSP45 Arkusz danych(PDF) 2 Page - IXYS Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DSP45 Arkusz danych(HTML) 2 Page - IXYS Corporation |
|
2 / 2 page ![]() © 2004 IXYS All rights reserved 2 - 2 DSP 45 TO-268 AA Note: Backside is electr. isolated TO-247 AD Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 19.81 20.32 0.780 0.800 B 20.80 21.46 0.819 0.845 C 15.75 16.26 0.610 0.640 D 3.55 3.65 0.140 0.144 E 4.32 5.49 0.170 0.216 F 5.4 6.2 0.212 0.244 G 1.65 2.13 0.065 0.084 H - 4.5 - 0.177 J 1.0 1.4 0.040 0.055 K 10.8 11.0 0.426 0.433 L 4.7 5.3 0.185 0.209 M 0.4 0.8 0.016 0.031 N 1.5 2.49 0.087 0.102 ISOPLUS247TM Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 4.9 5.1 .193 .201 A 1 2.7 2.9 .106 .114 A 2 .02 .25 .001 .010 b 1.15 1.45 .045 .057 b 2 1.9 2.1 .75 .83 C .4 .65 .016 .026 D 13.80 14.00 .543 .551 E 15.85 16.05 .624 .632 E 1 13.3 13.6 .524 .535 e 5.45 BSC .215 BSC H 18.70 19.10 .736 .752 L 2.40 2.70 .094 .106 L1 1.20 1.40 .047 .055 L2 1.00 1.15 .039 .045 L3 0.25 BSC .010 BSC L4 3.80 4.10 .150 .161 Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 4.83 5.21 .190 .205 A 1 2.29 2.54 .090 .100 A 2 1.91 2.16 .075 .085 b 1.14 1.40 .045 .055 b 1 1.91 2.13 .075 .084 b 2 2.92 3.12 .115 .123 C 0.61 0.80 .024 .031 D 20.80 21.34 .819 .840 E 15.75 16.13 .620 .635 e 5.45 BSC .215 BSC L 19.81 20.32 .780 .800 L1 3.81 4.32 .150 .170 Q 5.59 6.20 .220 .244 R 4.32 4.83 .170 .190 |