| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32U545CE Arkusz danych(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U545CE Arkusz danych(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 283 page ![]() DS14216 Rev 1 5/283 STM32U545xx Contents 7 3.35 Secure advanced encryption standard hardware accelerator (SAES) and encryption standard hardware accelerator (AES) . . . . . . . . . . . . . . . 69 3.36 HASH hardware accelerator (HASH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.37 On-the-fly decryption engine (OTFDEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.38 Public key accelerator (PKA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3.39 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3.39.1 Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.39.2 General-purpose timers (TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM15, TIM16,TIM17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.39.3 Basic timers (TIM6 and TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.39.4 Low-power timers (LPTIM1, LPTIM2, LPTIM3, LPTIM4) . . . . . . . . . . . . 75 3.39.5 Infrared interface (IRTIM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.39.6 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.39.7 Window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.39.8 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.40 Real-time clock (RTC), tamper and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.40.1 Real-time clock (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.40.2 Tamper and backup registers (TAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.41 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.42 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART/UART) and low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . 80 3.42.1 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART/UART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.42.2 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . 82 3.43 Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3.44 Serial audio interfaces (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.45 Secure digital input/output and MultiMediaCards interface (SDMMC) . . . 85 3.46 Controller area network (FDCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3.47 USB full speed (USB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.48 Development support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.48.1 Serial-wire/JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.48.2 Embedded Trace Macrocell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4 Pinout, pin description, and alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4.1 Pinout/ballout schematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4.2 Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 |