| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32U595AI Arkusz danych(PDF) 148 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595AI Arkusz danych(HTML) 148 Page - STMicroelectronics |
|
148 / 377 page ![]() 63 99 E4 143 C11 T12 B4 R4 J15 63 99 E4 143 B4 VSS S - - - - 64 100 J9 144 B12 AC7 A3 A24 - 64 100 J9 144 A3 VDD S - - - - - - - - - - - A26 -- --- - VDD S - - - - - - - - B2 B2 - A4 E11 - - - - - VDD11 S - - - - - - - - - - F10 B7 D11 - - - - F10 PH2 I/O FT_h - OCTOSPIM_P1_IO4, EVENTOUT - - - - - - - E10 E10 C12 - - - - E10 PH4 I/O FT_fh - I2C5_SDA, I2C2_SCL, OCTOSPIM_P2_DQS, PSSI_D14, EVENTOUT - - - - - - - F9 F13 B12 - - - - F9 PH5 I/O FT_f - I2C5_SCL, I2C2_SDA, DCMI_PIXCLK/PSSI_P DCK, EVENTOUT - - - - - - - E11 H15 C11 - - - - E11 PH6 I/O FT_hv - I2C5_SMBA, I2C2_SMBA, OCTOSPIM_P2_CLK, DCMI_D8/PSSI_D8, EVENTOUT - - - - - - - F8 E12 B11 - - - - F8 PH7 I/O FT_fhv - I2C3_SCL, OCTOSPIM_P2_NCLK , DCMI_D9/PSSI_D9, EVENTOUT - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |