| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32U595QJ Arkusz danych(PDF) 115 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ Arkusz danych(HTML) 115 Page - STMicroelectronics |
|
115 / 377 page ![]() 8 15 H2 26 N9 P10 J2 K17 P2 8 15 H2 26 J2 PC0 I/O FT_fha - LPTIM1_IN1, OCTOSPIM_P1_IO7, I2C3_SCL(boot), SPI2_RDY, MDF1_SDI4, USART6_CTS, LPUART1_RX, SDMMC1_D5, SAI2_FS_A, LPTIM2_IN1, EVENTOUT ADC1_IN1, ADC2_IN1, ADC4_IN1 9 16 G327 M8 L7 J3 K15 M1 9 16G327 J3 PC1 I/O FT_fhav - TRACED0, LPTIM1_CH1, SPI2_MOSI, I2C3_SDA(boot), MDF1_CKI4, USART6_CK, LPUART1_TX, OCTOSPIM_P1_IO4, SDMMC2_CK, SAI1_SD_A, EVENTOUT ADC1_IN2, ADC2_IN2, ADC4_IN2 Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |