| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32U595QJ Arkusz danych(PDF) 116 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ Arkusz danych(HTML) 116 Page - STMicroelectronics |
|
116 / 377 page ![]() 10 17 F3 28 V12 Y12 J4 L18 P1 10 17 F3 28 J4 PC2 I/O FT_ha - LPTIM1_IN2, SPI2_MISO, MDF1_CCK1, USART6_RX, OCTOSPIM_P1_IO5, LPGPIO1_P5, EVENTOUT ADC1_IN3, ADC2_IN3, ADC4_IN3 11 18 F4 29 U11 T10 K1 M19 N3 11 18 F4 29 K1 PC3 I/O FT_ha - LPTIM1_ETR, LPTIM3_CH1, SAI1_D1, SPI2_MOSI, USART6_TX, OCTOSPIM_P1_IO6, SAI1_SD_A, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC1_IN4, ADC2_IN4, ADC4_IN4 12 19 H1 30 W13 AA13 K2 N26 K6 12 19 H1 30 K2 VSSA S - - - - - - - - - - - N24 K5 - 20 - 31 - VREF- S - - - - - 20 J1 31 Y12 AB12 L1 P25 L5 - 21 J1 32 L1 VREF+ S - - - VREFBUF _OUT 13 21 K1 32 AA13 AC13 L2 R26 L6 13 22 K1 33 L2 VDDA S - - - - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |