| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM8AF6366ITD Arkusz danych(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8AF6366ITD Arkusz danych(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 95 page ![]() Contents STM8AF6366 2/95 DS12343 Rev 2 Contents 1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 Product line-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4 Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 Product overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5.1 STM8A central processing unit (CPU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5.1.1 Architecture and registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5.1.2 Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5.1.3 Instruction set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5.2 Single wire interface module (SWIM) and debug module (DM) . . . . . . . . 15 5.2.1 SWIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5.2.2 Debug module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5.3 Interrupt controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5.4 Flash program and data EEPROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5.4.1 Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5.4.2 Write protection (WP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.4.3 Protection of user boot code (UBC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.4.4 Read-out protection (ROP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5.5 Clock controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5.5.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5.5.2 16 MHz high-speed internal RC oscillator (HSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5.5.3 128 kHz low-speed internal RC oscillator (LSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.5.4 16 MHz high-speed external crystal oscillator (HSE) . . . . . . . . . . . . . . 19 5.5.5 External clock input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.5.6 Clock security system (CSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.6 Low-power operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.7 Timers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.7.1 Watchdog timers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.7.2 Auto-wakeup counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.7.3 Beeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 |