| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32G0C1NET6 Arkusz danych(PDF) 59 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G0C1NET6 Arkusz danych(HTML) 59 Page - STMicroelectronics |
|
59 / 159 page ![]() Table 15. Port B alternate function mapping (AF0 to AF7) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 PB0 SPI1_NSS/ I2S1_WS TIM3_CH3 TIM1_CH2N FDCAN2_RX USART3_RX LPTIM1_OUT UCPD1_FRSTX COMP1_OUT PB1 TIM14_CH1 TIM3_CH4 TIM1_CH3N FDCAN2_TX USART3_RTS _DE_CK LPTIM2_IN1 LPUART1_RTS _DE COMP3_OUT PB2 - SPI2_MISO/ I2S2_MCK - MCO2 USART3_TX LPTIM1_OUT - EVENTOUT PB3 SPI1_SCK/ I2S1_CK TIM1_CH2 TIM2_CH2 USART5_TX USART1_RTS _DE_CK - I2C3_SCL EVENTOUT PB4 SPI1_MISO/ I2S1_MCK TIM3_CH1 - USART5_RX USART1_CTS TIM17_BKIN I2C3_SDA EVENTOUT PB5 SPI1_MOSI/ I2S1_SD TIM3_CH2 TIM16_BKIN FDCAN2_RX - LPTIM1_IN1 I2C1_SMBA COMP2_OUT PB6 USART1_TX TIM1_CH3 TIM16_CH1N FDCAN2_TX SPI2_MISO/ I2S2_MCK LPTIM1_ETR I2C1_SCL EVENTOUT PB7 USART1_RX SPI2_MOSI/ I2S2_SD TIM17_CH1N - USART4_CTS LPTIM1_IN2 I2C1_SDA EVENTOUT PB8 CEC SPI2_SCK/ I2S2_CK TIM16_CH1 FDCAN1_RX USART3_TX TIM15_BKIN I2C1_SCL EVENTOUT PB9 IR_OUT UCPD2_FRSTX TIM17_CH1 FDCAN1_TX USART3_RX SPI2_NSS/ I2S2_WS I2C1_SDA EVENTOUT PB10 CEC LPUART1_RX TIM2_CH3 - USART3_TX SPI2_SCK/ I2S2_CK I2C2_SCL COMP1_OUT PB11 SPI2_MOSI/ I2S2_SD LPUART1_TX TIM2_CH4 - USART3_RX - I2C2_SDA COMP2_OUT PB12 SPI2_NSS/ I2S2_WS LPUART1_RTS _DE TIM1_BKIN FDCAN2_RX - TIM15_BKIN UCPD2_FRSTX EVENTOUT PB13 SPI2_SCK/ I2S2_CK LPUART1_CTS TIM1_CH1N FDCAN2_TX USART3_CTS TIM15_CH1N I2C2_SCL EVENTOUT |