| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
VNF1048FTR Arkusz danych(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VNF1048FTR Arkusz danych(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 52 page ![]() ID Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit 10.4 VNTC_THRS_6 External FET thermal shutdown NTC input voltage thresholds mV 56.64 VNTC_THRS_7 50.95 VNTC_THRS_8 45.92 VNTC_THRS_9 41.46 VNTC_THRS_10 37.50 VNTC_THRS_11 37.50 VNTC_THRS_12 37.50 VNTC_THRS_13 37.50 VNTC_THRS_14 37.50 VNTC_THRS_15 37.50 10.5 VNTC_DEGLITCH External FET thermal shutdown deglitch time 10 500 µs 10.6 VNTC_ADC_CONV External FET thermal shutdown ADC full range resolution VNTC_ADC[9:0] = MIN(((VSENSE_N - VNTC)/1.2 * 1024), 1023) 0 1023 10.7 VNTC_ADC_RATE External FET thermal shutdown ADC sample rate 4.9 kSample/s Note: • VNTC = VBG * RNTC / (RT_REF + RNTC) • RNTC = B57232V5103F360 (10 kΩ @ 25 °C) • RT-REF = 10 kΩ +/- 1 % Figure 3. NTC bridge RNTC RT_REF VBG R R BIAS + - VNTC To ADC VNTC ISNS_N NTC NTC_M GND VNF1048F Main electrical characteristics DS13084 - Rev 6 page 13/52 |