| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
CLT03-1SC3 Arkusz danych(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CLT03-1SC3 Arkusz danych(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 24 page ![]() 9.2 QFN-16L 4.0 x 2.0 package information Figure 22. QFN-16L 4.0 x 2.0 package outline Table 11. QFN-16L 4.0 x 2.0 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches(1) Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.80 0.90 1.00 0.0315 0.0354 0.0394 A1 0.02 0.05 0.0008 0.0020 A3 0.20 0.008 B 0.18 0.25 0.30 0.0071 0.0100 0.0118 D 3.95 4.00 4.05 0.1555 0.1574 0.1594 E 1.95 2.00 2.05 0.0768 0.0787 0.0807 D2 1.25 1.40 1.51 0.0492 0.0551 0.0594 E2 0.70 0.85 0.95 0.0276 0.0334 0.0374 e 0.50 0.0197 K 0.15 0.0059 L 0.20 0.30 0.40 0.0079 0.0118 0.0157 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. CLT03-2Q3, CLT03-1SC3 QFN-16L 4.0 x 2.0 package information DS12302 - Rev 13 page 18/24 |