Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TDA7496SA Arkusz danych(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

Numer części TDA7496SA
Szczegółowy opis  5W5W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7496SA Arkusz danych(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button TDA7496SA Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA7496SA Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA7496SA Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA7496SA Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA7496SA Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TDA7496SA Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TDA7496SA Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics TDA7496SA Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics TDA7496SA Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 13 page
background image
TDA7496SA
12/13
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
0044538
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
3.2
0.126
B
1.05
0.041
C
0.15
0.006
D
1.55
0.061
E
0.49
0.55
0.019
0.022
F
0.67
0.73
0.026
0.029
G
1.14
1.27
1.4
0.045
0.050
0.055
G1
17.57
17.78
17.91
0.692
0.700
0.705
H1
12
0.480
H2
18.6
0.732
H3
19.85
0.781
L
17.95
0.707
L1
14.45
0.569
L2
10.7
11
11.2
0.421
0.433
0.441
L3
5.5
0.217
M
2.54
0.100
M1
2.54
0.100
Clipwatt15
Weight: 1.92gr



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13