| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AS393 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS393 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Diodes Incorporated |
|
7 / 14 page ![]() AS393/393A Document number: DS40539 Rev. 3 - 2 7 of 14 www.diodes.com September 2018 © Diodes Incorporated AS393/393A Package Outline Dimensions (All dimensions in mm(inch).) (1) Package Type: PDIP-8 4° 6° R0.750(0.030) 0.254(0.010)TYP 0.130(0.005)MIN 8.200(0.323) 9.400(0.370) 0.204(0.008) 0.360(0.014) 7.620(0.300)TYP 4° 6° 5° 0.700(0.028) 9.000(0.354) 9.600(0.378) 3.710(0.146) 4.310(0.170) 3.000(0.118) 3.600(0.142) 0.360(0.014) 0.560(0.022) 2.540(0.100) TYP 6.200(0.244) 6.600(0.260) 3.200(0.126) 3.600(0.142) 0.510(0.020)MIN Φ3.000(0.118) Depth 0.100(0.004) 0.200(0.008) 1.524(0.060) TYP Note: Eject hole, oriented hole and mold mark is optional. |