| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
88C19-AF5-R Arkusz danych(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
88C19-AF5-R Arkusz danych(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 16 page ![]() 88CXX CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 www.unisonic.com.tw QW-R502-040,A MARKING INFORMATION PACKAGE VOLTAGE CODE MARKING SOT-25 11:1.1V 12:1.2V 13:1.3V 14:1.4V 15:1.5V 16:1.6V 17:1.7V 18:1.8V 19:1.9V 20:2.0V 21:2.1V 22:2.2V 23:2.3V 24:2.4V 25:2.5V 26:2.6V 27:2.7V 28:2.8V 29:2.9V 30:3.0V 31:3.1V 32:3.2V 33:3.3V 34:3.4V 35:3.5V 36:3.6V 37:3.7V 38:3.8V 39:3.9V 40:4.0V 41:4.1V 42:4.2V 43:4.3V 44:4.4V 45:4.5V 46:4.6V 47:4.7V 48:4.8V 49:4.9V 50:5.0V 51:5.1V 52:5.2V 53:5.3V 54:5.4V 55:5.5V 56:5.6V 57:5.7V 58:5.8V 59:5.9V 60:6.0V 123 CXXX Voltage Code Space:Pb/Sn L:Pb-free 4 5 |