Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD6654BBC Arkusz danych(PDF) 21 Page - Analog Devices

Numer części AD6654BBC
Szczegółowy opis  14-Bit, 92.16 MSPS, 4-/6-Channel Wideband IF to Baseband Receiver
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD6654BBC Arkusz danych(HTML) 21 Page - Analog Devices

Back Button AD6654BBC Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD6654BBC Datasheet HTML 18Page - Analog Devices AD6654BBC Datasheet HTML 19Page - Analog Devices AD6654BBC Datasheet HTML 20Page - Analog Devices AD6654BBC Datasheet HTML 21Page - Analog Devices AD6654BBC Datasheet HTML 22Page - Analog Devices AD6654BBC Datasheet HTML 23Page - Analog Devices AD6654BBC Datasheet HTML 24Page - Analog Devices AD6654BBC Datasheet HTML 25Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 88 page
background image
AD6654
Rev. 0 | Page 21 of 88
Table 12. Pin Listing for Power, Ground, and Data Buses
Name
Pin Number
AVDD
A13, A14, B13, B14, C12, C13, C14, D13, D14, E13, E14, F13, F14, G13, G14, H13, H14, J13, J14, K13, K14, L13, L14, M13,
M14, N13, N14, P13, P14
AGND
A15, A16, B15, B16, C15, C16, D15, D16, E15, E16, F15, G15, G16, H15, J15, J16, K15, K16, L15, M15, N15, N16, P15, P16,
R13, R14, R15, T13, T15
DRVDD
D12, E12, F12, G12, H12, J12, K12, L12, M12, N12, P12, R12
VDDIO
E3, E9, E10, E11, F9, F10, F11, L6, L7, L8, M6, M7, M8
VDDCORE
E4, E6, E7, E8, F6, F7, F8, L9, L10, L11, M9, M10, M11
DGND
A1, G1, G6, G7, G8, G9, G10, G11, H6, H7, H8, H9, H10, H11, J1, J6, J7, J8, J9, J10, J11, K6, K7, K8, K9, K10, K11, N9, N10,
N11, T1, T8
PADATA[15:0]
N5, D6, R4, C6,T3, B6, R3, D7, N4, C7, P4, T2, A7, N3, P3, B7
PBDATA[15:0]
D9, N7, B9, C9, B10, T5, A10, P6, P7, C10, P5, R7, T6, R6, R9, D10
PCDATA[15:0]
C5, N1, D5, A5, N2, B5, D4, M4, K5, M3, L5, L3, L2, M2, M1, L4
D[15:0]
J3, F5, G4, H1, H3, G5, J2, B1, G2, G3, H4, H2, A3, F2, A2, F3
A[7:0]
K3, J5, K4, L1, K2, K1, H5, J4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88