| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32H743VG Arkusz danych(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H743VG Arkusz danych(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 357 page ![]() Contents STM32H742xI/G STM32H743xI/G 4/357 DS12110 Rev 10 3.21 Ultra-low-power comparators (COMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.22 Operational amplifiers (OPAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.23 Digital filter for sigma-delta modulators (DFSDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.24 Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.25 LCD-TFT controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.26 JPEG Codec (JPEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.27 True random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.28 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.28.1 High-resolution timer (HRTIM1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.28.2 Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.28.3 General-purpose timers (TIMx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.28.4 Basic timers TIM6 and TIM7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.28.5 Low-power timers (LPTIM1, LPTIM2, LPTIM3, LPTIM4, LPTIM5) . . . . 45 3.28.6 Independent watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.28.7 Window watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.28.8 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.29 Real-time clock (RTC), backup SRAM and backup registers . . . . . . . . . . 46 3.30 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.31 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART) . . . 47 3.32 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . 48 3.33 Serial peripheral interfaces (SPI)/integrated interchip sound interfaces (I2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.34 Serial audio interfaces (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.35 SPDIFRX Receiver Interface (SPDIFRX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.36 Single wire protocol master interface (SWPMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.37 Management Data Input/Output (MDIO) slaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.38 SD/SDIO/MMC card host interfaces (SDMMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.39 Controller area network (FDCAN1, FDCAN2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.40 Universal serial bus on-the-go high-speed (OTG_HS) . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.41 Ethernet MAC interface with dedicated DMA controller (ETH) . . . . . . . . . 52 3.42 High-definition multimedia interface (HDMI) - consumer electronics control (CEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.43 Debug infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4 Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 |