Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VNQ600AP Arkusz danych(PDF) 16 Page - STMicroelectronics

Numer części VNQ600AP
Szczegółowy opis  QUAD CHANNEL HIGH SIDE SOLID STATE RELAY
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VNQ600AP Arkusz danych(HTML) 16 Page - STMicroelectronics

Back Button VNQ600AP Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics VNQ600AP Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics VNQ600AP Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics VNQ600AP Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics VNQ600AP Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics VNQ600AP Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics VNQ600AP Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics VNQ600AP Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics VNQ600AP Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 18 page
background image
16/18
VNQ600AP
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.65
0.104
a1
0.10
0.30
0.004
0.012
b
0.35
0.49
0.013
0.019
b1
0.23
0.32
0.009
0.012
C
0.50
0.020
c1
45 (typ.)
D
17.7
18.1
0.697
0.713
E
10.00
10.65
0.393
0.419
e
1.27
0.050
e3
16.51
0.650
F
7.40
7.60
0.291
0.299
L
0.40
1.27
0.016
0.050
S
8 (max.)
2
SO-28 MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18