| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HT3834 Arkusz danych(PDF) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT3834 Arkusz danych(HTML) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
13 / 16 page ![]() 28-pin SOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 697 ¾ 713 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT3834 Rev. 1.00 13 November 2, 2006 2 8 1 1 5 1 4 A B C D F C ' G H a E |