| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BLF522 Arkusz danych(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BLF522 Arkusz danych(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
7 / 12 page ![]() September 1992 7 Philips Semiconductors Product specification UHF power MOS transistor BLF522 Fig.11 Test circuit for class-B operation. f = 500 MHz. handbook, full pagewidth 50 Ω input 50 Ω output C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 R1 R2 R3 R4 R5 +VDS DUT MGA070 |