| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STV5723/P Arkusz danych(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV5723/P Arkusz danych(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 6 page ![]() SWITCH TABLE SW-R SW-M SW-H Channel SWPB SWREC L L L2 ON OFF H1 H L3 H Not allowed H L L1 OFF ON H2 H Not allowed AGC 12 3 456 789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CSY NC VCC 60dB 60dB 60 dB CSYNC CAG2 22nF C1 22nF C2 22 µF L1 22 µH RADJ 12k Ω RSWM 47k Ω RSWH 100k Ω CRCC 22nF RRCC 8.2k Ω CRCY 22nF RRCY 2.2k Ω CH2 22nF CH3 22nF CH 1 22nF H1 H3 H2 C4 22nF R2 1k Ω Voltage of Pin RECIN must not exceed 2.5V APPLICATION DIAGRAM STV5723/P 5/6 |