Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADA4899-1YCPZ-R7 Arkusz danych(PDF) 19 Page - Analog Devices

Numer części ADA4899-1YCPZ-R7
Szczegółowy opis  Unity Gain Stable, Ultralow Distortion, 1 nV/ Hz Voltage Noise, High Speed Op Amp
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADA4899-1YCPZ-R7 Arkusz danych(HTML) 19 Page - Analog Devices

Back Button ADA4899-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADA4899-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADA4899-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADA4899-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices ADA4899-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices ADA4899-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices ADA4899-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices ADA4899-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices ADA4899-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 20Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 20 page
background image
ADA4899-1
Rev. A | Page 19 of 20
ORDERING GUIDE
Model
Temperature Range
Package Description
Package Option
Branding
Ordering Quantity
ADA4899-1YRDZ1
–40°C to +125°C
8-Lead SOIC_N_EP
RD-8-1
1
ADA4899-1YRDZ-R71
–40°C to +125°C
8-Lead SOIC_N_EP
RD-8-1
1,000
ADA4899-1YRDZ-RL1
–40°C to +125°C
8-Lead SOIC_N_EP
RD-8-1
2,500
ADA4899-1YCPZ-R21
–40°C to +125°C
8-Lead LFCSP_VD
CP-8-2
250
ADA4899-1YCPZ-R71
–40°C to +125°C
8-Lead LFCSP_VD
CP-8-2
HBC
1,500
ADA4899-1YCPZ-RL1
–40°C to +125°C
8-Lead LFCSP_VD
CP-8-2
HBC
5,000
1 Z = Pb-free part.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20