| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MM1663C Arkusz danych(PDF) 5 Page - Mitsumi Electronics, Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MM1663C Arkusz danych(HTML) 5 Page - Mitsumi Electronics, Corp. |
|
5 / 8 page ![]() MITSUMI 1000mA Regulator MM166 F Measuring Circuit NC 12 GND 3 7 6 NC NC VIN Cn 4 Cont VO 8 V A A 5 A 1.0 µF 0.1 µF 2.2 µF Ceramic Cn=470pF Electrical Characteristics 2 Product Test Output voltage name condisions Min. Typ. Max. MM1661F 1.470 1.5 1.530 MM1661G 1.568 1.6 1.632 MM1661H 1.666 1.7 1.734 MM1661J 1.764 1.8 1.836 MM1661K 1.862 1.9 1.938 MM1662A 1.960 2.0 2.040 MM1662B 2.058 2.1 2.142 MM1662C 2.156 2.2 2.244 MM1662D 2.254 2.3 2.346 MM1662E 2.352 2.4 2.448 MM1662F 2.450 2.5 2.550 MM1662G 2.548 2.6 2.652 MM1662H 2.646 2.7 2.754 MM1662J 2.744 2.8 2.856 MM1662K 2.842 2.9 2.958 MM1663A 2.940 3.0 3.060 MM1663B 3.038 3.1 3.162 MM1663C 3.136 3.2 3.264 MM1663D 3.234 3.3 3.366 MM1663E 3.332 3.4 3.468 MM1663F 3.430 3.5 3.570 MM1663G 3.528 3.6 3.672 MM1663H 3.626 3.7 3.774 MM1663J 3.724 3.8 3.876 MM1663K 3.822 3.9 3.978 Io=250mA Product Test Output voltage name condisions Min. Typ. Max. MM1664A 3.920 4.0 4.080 MM1664B 4.018 4.1 4.182 MM1664C 4.116 4.2 4.284 MM1664D 4.214 4.3 4.386 MM1664E 4.312 4.4 4.488 MM1664F 4.410 4.5 4.590 MM1664G 4.508 4.6 4.692 MM1664H 4.606 4.7 4.794 MM1664J 4.704 4.8 4.896 MM1664K 4.802 4.9 4.998 MM1665A 4.900 5.0 5.100 Io=250mA Output Voltage GND 1 3 2 VIN VO A 1.0 µF Ceramic V A 0.1 µF 2.2 µF |