| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LB5433-R Arkusz danych(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LB5433-R Arkusz danych(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
8 / 11 page ![]() LB 5433, LV 5433, LT 5433 2001-01-22 8 Relative Lichtstärke I V/IV(25 °C) = f (TA) Relative Luminous Intensity I F = 20 mA Dominante Wellenlänge λ dom = f (IF) Dominant Wavelength LV , T A = 25 °C Dominante Wellenlänge λ dom = f (IF) Dominant Wavelength LB , T A = 25 °C Dominante Wellenlänge λ dom = f (IF) Dominant Wavelength LT , T A = 25 °C OHL00870 0 -10 V V (25 ˚C) I I ˚C V A T 10 30 50 70 100 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 I OHL00503 502 dom λ 0 F 10 20 30 40 mA 50 503 504 505 506 507 508 509 510 511 nm verde I OHL00500 469.0 dom λ 0 F 10 20 30 40 mA 50 469.5 470.0 470.5 471.0 471.5 472.5 nm blue I OHL00882 521 dom λ 0 F 10 20 30 40 mA 50 523 525 527 529 531 533 535 537 nm 541 true green 539 |