| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L3934AD Arkusz danych(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L3934AD Arkusz danych(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 15 page ![]() K CDIP28 C1 G F e3 A N L 114 28 15 B 0016130 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.63 0.025 b 0.45 0.018 b1 0.23 0.31 0.009 0.012 b2 1.27 0.050 D 37.34 1.470 E 15.2 16.68 0.598 0.657 e 2.54 0.100 e3 33.02 1.300 F 14.1 0.555 I 4.445 0.175 L 3.3 0.130 DIP28 PACKAGE MECHANICAL DATA L3914A - L3924A - L3934A 14/15 |