| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PC7447AMGH1000LB Arkusz danych(PDF) 22 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PC7447AMGH1000LB Arkusz danych(HTML) 22 Page - ATMEL Corporation |
|
22 / 44 page ![]() 22 5387B–HIREL–07/05 PC7447A [Preliminary] GND B5, C3, D6, D13, E17, F3, G17, H4, H7, H9, H11, H13, J6, J8, J10, J12, K7, K3, K9, K11, K13, L6, L8, L10, L12, M4, M7, M9, M11, M13, N7, P3, P9, P12, R5, R14, R17, T7, T10, U3, U13, U17, V5, V8, V11, V15 –– N/A GND(15) A17, A19, B13, B16, B18, E12, E19, F13, F16, F18, G19, H18, J14, L14, M15, M17, M19, N14, N16, P15, P19 –– N/A GND_SENSE(19) G12, N13 – – N/A HIT(7) B2 Low Output BVSEL HRESET D8 Low Input BVSEL INT D4 Low Input BVSEL L1_TSTCLK(9) G8 High Input BVSEL L2_TSTCLK(10) B3 High Input BVSEL No Connect(11) A6, A14, A15, B14, B15, C14, C15, C16, C17, C18, C19, D14, D15, D16, D17, D18, D19, E14, E15, F14, F15, G14, G15, H15, H16, J15, J16, J17, J18, J19, K15, K16, K17, K18, K19, L15, L16, L17, L18, L19 –– – LSSD_MODE(6)(12) E8 Low Input BVSEL MCP C9 Low Input BVSEL OVDD B4, C2, C12, D5, F2, H3, J5, K2, L5, M3, N6, P2, P8, P11, R4, R13, R16, T6, T9, U2, U12, U16, V4, V7, V10, V14 –– N/A OVDD_SENSE (16) E18, G18 – – N/A PLL_CFG[0:4] B8, C8, C7, D7, A7 High Input BVSEL PMON_IN(13) D9 Low Input BVSEL PMON_OUT A9 Low Output BVSEL QACK G5 Low Input BVSEL QREQ P4 Low Output BVSEL SHD[0:1](3) E4, H5 Low I/O BVSEL SMI F9 Low Input BVSEL SRESET A2 Low Input BVSEL SYSCLK A10 – Input BVSEL TA K6 Low Input BVSEL TBEN E1 High Input BVSEL TBST F11 Low Output BVSEL TCK C6 High Input BVSEL TDI(6) B9 High Input BVSEL TDO A4 High Output BVSEL TEA L1 Low Input BVSEL TEMP_ANODE(17) N18 TEMP_CATHODE(17) N19 Table 8-1. Pinout Listing for the PC7447A, 360 HITCE Package (Continued) Signal Name Pin Number Active I/O I/F Select(1) |