Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M34C02-RMB1TG Arkusz danych(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Numer części M34C02-RMB1TG
Szczegółowy opis  2 Kbit Serial I짼C Bus EEPROM for DIMM serial presence detect
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M34C02-RMB1TG Arkusz danych(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M34C02-RMB1TG Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M34C02-RMB1TG Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M34C02-RMB1TG Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M34C02-RMB1TG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M34C02-RMB1TG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M34C02-RMB1TG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M34C02-RMB1TG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M34C02-RMB1TG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M34C02-RMB1TG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 31 page
background image
M34C02-W, M34C02-L, M34C02-R
List of figures
5/31
List of figures
Figure 1.
Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 2.
TSSOP and MLP connections (top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 3.
Chip Enable input connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 4.
Maximum RP value versus bus parasitic capacitance (C) for an I²C Bus . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 5.
I2C bus protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 6.
Setting the Write Protection Register (WC = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 7.
Result of setting the write protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 8.
Write mode sequences in a non write-protected area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 9.
Write cycle polling flowchart using ACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 10.
Read mode sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 11.
Serial presence detect block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 12.
AC Measurement I/O Waveform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 13.
AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 14.
UFDFPN8 (MLP8) 8-lead Ultra thin Fine pitch Dual Flat Package No lead
2x3mm², Package Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 15.
TSSOP8 – 8 lead Thin Shrink Small Outline, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31