| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
CC1000-RWP2 Arkusz danych(PDF) 48 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CC1000-RWP2 Arkusz danych(HTML) 48 Page - Texas Instruments |
|
48 / 55 page ![]() CC1000 SWRS048A Page 48 of 55 30. Package Description (TSSOP-28) Note: The figure is an illustration only. Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP) D E1 E A A1 e B L Copl. α TSSOP 28 Min Max 9.60 9.80 4.30 4.50 6.40 1.20 0.05 0.15 0.65 0.19 0.30 0.45 0.75 0.10 0 ° 8 ° All dimensions in mm |