Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA13326BD1 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Transko Electronics, Inc.

Numer części TA13326BD1
Szczegółowy opis  133.5 MHz IF SAW Filter / 26.20 MHz Bandwidth
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Strona internetowa  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.

TA13326BD1 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Transko Electronics, Inc.

  TA13326BD1 Datasheet HTML 1Page - Transko Electronics, Inc. TA13326BD1 Datasheet HTML 2Page - Transko Electronics, Inc. TA13326BD1 Datasheet HTML 3Page - Transko Electronics, Inc. TA13326BD1 Datasheet HTML 4Page - Transko Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TA13326BD1
Transko Electronics, Inc.
3981 E. Miraloma Ave., Anaheim CA 92806 USA
Tel: 714-528-8000 Fax: 714-528-8017 Website: www.transko.com
E-mail: sales@transko.com
RoHS
Compliant
RoHS
Compliant
RoHS
Compliant
RoHS
Compliant
Frequency Response
Ripple Variation Fo±12.5MHz
Group Delay Variation Fo±12.5MHz
Smith Chart
VSWR



Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com