| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
53340310 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Lapp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
53340310 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Lapp. |
|
2 / 3 page ![]() 53316220 DATA SHEET Valid from: 08.03.2022 SKINTOP® DIX-M Creator: MAAU1 /PDP Released: DAMU1/PDP Document: DB53316220EN Version: 07 Page 2 of 3 We reserve all rights according to DIN ISO 16016. PD 0019/05_04.18EN SKINTOP® DIX-M Part No. Size Ø A mm Ø B mm Number of boreholes C mm 53316220 M16 12,6 2 2 8,0 53316420 M16 12,6 2 4 8,0 53316230 M16 12,6 3 2 8,0 53316240 M16 12,6 4 2 8,0 53320250 M20 16,6 5 2 8,4 53320260 M20 16,6 6 2 8,4 53320340 M20 16,6 4 3 8,4 53320353 M20 16,6 5,3 3 8,4 53320440 M20 16,6 4 4 8,4 53320920 M20 16,6 2 9 8,4 53320430 M20 16,6 3 4 8,4 53325260 M25 20,8 6 2 9,5 53325250 M25 20,8 5 2 9,5 53325350 M25 20,8 5 3 9,5 53325360 M25 20,8 6 3 9,5 53325370 M25 20,8 7 3 9,5 53325450 M25 20,8 5 4 9,5 53325540 M25 20,8 4 5 9,5 53325640 M25 20,8 4 6 9,5 53332270 M32 25,6 7 2 12,0 53332280 M32 25,6 8 2 12,0 53332290 M32 25,6 9 2 12,0 53332370 M32 25,6 7 3 12,0 53332380 M32 25,6 8 3 12,0 53332460 M32 25,6 6 4 12,0 53332470 M32 25,6 7 4 12,0 53332560 M32 25,6 6 5 12,0 53332650 M32 25,6 5 6 12,0 53332840 M32 25,6 4 8 12,0 53332850 M32 25,6 5 8 12,0 |