Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BU941ZPFI Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Numer części BU941ZPFI
Szczegółowy opis  HIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER NPN POWER DARLINGTON TRANSISTORS
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BU941ZPFI Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  BU941ZPFI Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BU941ZPFI Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BU941ZPFI Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BU941ZPFI Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BU941ZPFI Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BU941ZPFI Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BU941ZPFI Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics BU941ZPFI Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics BU941ZPFI Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
BU941ZP BU941ZPFI
6/9
DIM.
mm.
MIN.
TYP
MAX.
A
4.70
4.90
C
1.17
1.37
D2.50
D1
1.27
E
0.50
0.78
F
1.10
1.30
F3
1.75
F4
2.10
G
10.80
11.10
H
14.70
15.20
H1
10.00
L
12.20
L2
16.20
L3
18.00
L4
2.40
L5
3.95
4.15
L6
31.00
Dia
4.00
4.10
TO-218 (SOT-93) MECHANICAL DATA
0016087 D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9