Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STB13005-1 Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Numer części STB13005-1
Szczegółowy opis  HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB13005-1 Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STB13005-1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STB13005-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB13005-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB13005-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB13005-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB13005-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB13005-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB13005-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.052
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.202
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H2
10.00
10.40
0.394
0.409
L2
16.40
0.645
L4
13.00
14.00
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.260
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.60
0.102
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
P011CI
TO-220 MECHANICAL DATA
ST13005 / STB13005-1
6/8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8