| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TS836 Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS836 Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 10 page ![]() TS836 9/10 PACKAGE MECHANICAL DATA - TO92 BULK Packing information are available at: http://www.st.com/stonline/prodpres/packages/stdlin.htm DIM. mm. mils MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.32 4.95 170.1 194.9 b 0.36 0.51 14.2 20.1 D 4.45 4.95 175.2 194.9 E 3.30 3.94 129.9 155.1 e 2.41 2.67 94.9 105.1 e1 1.14 1.40 44.9 55.1 L 12.7 15.49 500.0 609.8 R 2.16 2.41 85.0 94.9 S1 0.92 1.52 36.2 59.8 W 0.41 0.56 16.1 22.0 TO-92 MECHANICA DATA 0102782/C |