| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LNBP21D2 Arkusz danych(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LNBP21D2 Arkusz danych(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 24 page ![]() LNBP21 22/24 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 30.4 1.197 Ao 15.1 15.3 0.594 0.602 Bo 16.5 16.7 0.650 0.658 Ko 3.8 4.0 0.149 0.157 Po 3.9 4.1 0.153 0.161 P 23.9 24.1 0.941 0.949 W 23.7 24.3 0.933 0.957 Tape & Reel PowerSO-20 MECHANICAL DATA |