| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LR1106L-28-AF5-R Arkusz danych(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LR1106L-28-AF5-R Arkusz danych(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 16 page ![]() LR1106 CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 16 www.unisonic.com.tw QW-R502-055,F MARKING INFORMATION PACKAGE VOLTAGE CODE MARKING SOT-25 18:1.8V 22:2.2V 25:2.5V 27:2.7V 28:2.8V 2J:2.85V 30:3.0V 31:3.1V 33:3.3V 35:3.5V 50:5.0V 321 5 4 SM XX Voltage Code BLOCK DIAGRAM EN VIN VOUT VSS Voltage Reference 1 3 5 2 For SOT-25 Package EN VIN VOUT VSS Voltage Reference 8 5 1 3 For SOP-8 Package |