| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TDA7529 Arkusz danych(PDF) 55 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7529 Arkusz danych(HTML) 55 Page - STMicroelectronics |
|
55 / 60 page ![]() TDA7529 Registers description 55/60 6.1.34 AD converter test (31 / 47) 6.1.35 Read 1 (48) Table 58. AD converter test (31 / 47) MSB LSB Function D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 X X X X X X ADC DAC direct programming DAC 0 DAC 1 DAC 2 DAC 3 DAC 4 DAC 5 0 1 ADC test enable Off On 0 1 AGC test enable Off On Table 59. Read 1 (48) MSB LSB Function D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 1 1 0 1 0 1 Mask set revision A B C D 0 0 1 1 0 1 0 1 Metal mask revision A B C D 0 1 GPIO 5 level low high 0 1 GPIO 6 level low high |