| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
22-22 Arkusz danych(PDF) 14 Page - Amphenol Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
22-22 Arkusz danych(HTML) 14 Page - Amphenol Corporation |
|
14 / 38 page ![]() 12 97 series solder type alternate insert positioning Insert Arrangement Degrees W XYZ 12S-3 70 145 215 290 14S-2 14S-5 14S-7 14S-9 – – 90 70 120 110 180 145 240 – 270 215 – – – 290 16S-1 16S-4 16S-5 16S-6 16-7 16S-8 16-9 16-10 16-11 16-13 80 35 70 90 80 – 35 90 35 35 – 110 145 180 110 170 110 180 110 110 – 250 215 270 250 265 250 270 250 250 280 325 290 – 280 – 325 – 325 325 18-1 18-3 18-4 18-5 18-8 18-9 18-10 18-11 18-12 18-13 18-19 18-20 18-22 18-29 70 35 35 80 70 80 – – 80 80 – 90 70 90 145 110 110 110 – 110 120 170 – 110 120 180 145 180 215 250 250 250 – 250 240 265 – 250 240 270 215 270 290 325 325 280 290 280 – – 280 280 – – 290 – 20-3 20-4 20-6 20-7 20-8 20-14 20-15 20-16 20-17 20-18 20-19 20-21 20-23 20-24 20-27 20-29 70 45 70 80 80 80 80 80 90 35 90 35 35 35 35 80 145 110 145 110 110 110 – 110 180 110 180 110 110 110 110 – 215 250 215 250 250 250 – 250 270 250 270 250 250 250 250 – 290 – 290 280 280 280 280 280 – 325 – 325 325 325 325 280 *Rotates opposite above illustration. 22-1 22-2 22-4 22-5 22-8 22-9 22-10 22-11 22-12 22-13 22-14 22-15 22-16 22-18 22-19 22-20 22-22 22-23 22-27 22-28 22-34 35 70 35 35 35 70 35 35 80 35 80 80 80 80 80 35 – 35 80 80 80 110 145 110 110 110 145 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 – – – 110 250 215 250 250 250 215 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 – 250 325 290 325 325 325 290 325 325 280 325 280 280 280 280 280 325 – – 280 280 280 24-2 24-5 24-6 24-7 24-9 24-10 24-11 24-12 24-16 24-20 24-21 24-22 24-27 24-28 80 80 80 80 35 80 35 80 80 80 80 45 80 80 – 110 110 110 110 – 110 110 110 110 110 110 – 110 – 250 250 250 250 – 250 250 250 250 250 250 – 250 280 280 280 280 325 280 325 280 280 280 280 – 280 280 28-1 28-2 28-3 28-6 28-8 28-9 28-10 28-11 28-12 28-15 28-16 28-17 28-18 28-19 28-20 28-21 80 35 70 70 80 80 80 80 90 80 80 80 70 80 80 80 110 110 145 145 110 110 110 110 180 110 110 110 145 110 110 110 250 250 215 215 250 250 250 250 270 250 250 250 215 250 250 250 280 325 290 290 280 280 280 280 – 280 280 280 290 280 280 280 32-5 32-6 32-7 32-8 32-13 32-17 32-414* 35 80 80 80 80 45 80* 110 110 125 125 110 110 110* 250 250 235 235 250 250 250* 325 280 280 280 280 – 280* 36-1 36-5 36-6 36-7 36-8 36-9 36-10 36-15 80 – 35 80 80 80 80 60 110 120 110 110 110 125 125 125 250 240 250 250 250 235 235 245 280 – 325 280 280 280 280 305 Insert Arrangement Degrees W XYZ WZ XY normal FRONT FACE OF PIN INSERT CL |