| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
CMP402GS Arkusz danych(PDF) 8 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CMP402GS Arkusz danych(HTML) 8 Page - Analog Devices |
|
8 / 8 page ![]() REV. A –8– CMP401/CMP402 OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 16-Lead Narrow-SOIC (R-16A) PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) 1 16 9 8 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° 0.0099 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.3937 (10.00) 0.3859 (9.80) 16-Lead TSSOP (RU-16) 16 9 8 1 0.201 (5.10) 0.193 (4.90) PIN 1 SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.0118 (0.30) 0.0075 (0.19) 0.0256 (0.65) BSC 0.0433 (1.10) MAX 0.0079 (0.20) 0.0035 (0.090) 0.028 (0.70) 0.020 (0.50) 8 ° 0 ° Revision History Location Page Data Sheet changed from REV. 0 to REV. A. Edits to GENERAL DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Edits to ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Edits to PACKAGE TYPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Edits to ORDERING GUIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Deleted DICE CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Edits to CMP401/CMP402 PIN CONFIGURATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 |