Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SY100S366 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Micrel Semiconductor

Numer części SY100S366
Szczegółowy opis  9-BIT COMPARATOR
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MICREL [Micrel Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

SY100S366 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Micrel Semiconductor

  SY100S366_06 Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor SY100S366_06 Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor SY100S366_06 Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor SY100S366_06 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor SY100S366_06 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor SY100S366_06 Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor SY100S366_06 Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
SY100S366
Micrel, Inc.
M9999-032406
hbwhelp@micrel.com or (408) 955-1690
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
PLCC
VEE = –4.2V to –5.5V unless otherwise specified; VCC = VCCA = GND
TIMING DIAGRAM
Propagation Delay and Transition Times
TA = 0
°CTA = +25°CTA = +85°C
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Unit
Condition
tPLH
Propagation Delay
400
1500
400
1500
400
1500
ps
tPHL
Data to Output
tTLH
Transition Time
300
900
300
900
300
900
ps
tTHL
20% to 80%, 80% to 20%
OUTPUT
INPUT
20%
80%
50%
tPHL
tPLH
tTLH
tTHL
0.7 ± 0.1 ns
0.7 ± 0.1 ns
–0.95V
–1.69V
20%
80%
50%
Note:
VEE = –4.2V to –5.5V unless otherwise specified; VCC = VCCA = GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com