| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BM8563ESA Arkusz danych(PDF) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BM8563ESA Arkusz danych(HTML) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. |
|
2 / 18 page ![]() I 2 C 实时时钟/日历 BM8563 www.belling.com.cn - 2 - 方框图 引脚描述 引脚编号 符 号 简 述 1 OSCI 振荡器输入 2 OSCO 振荡器输出 3 中断输出(开漏) 4 VSS 地 5 SDA 串行数据 I/O(开漏) 6 SCL 串行时钟输入 7 CLKOUT 时钟输出(开漏) 8 VDD 正电源 最大额定值 参数 符号 最小值 最大值 单位 电源电压 VDD -0.5 +6.5 V 电源电流 IDD -50 +50 mA SCL 和 SDA 管脚输入电压 VI -0.5 +6.5 V OSCI 管脚输入电压 -0.5 VDD+0.5 V CLKOUT 和 管脚输出电压 VO -0.5 +6.5 V 所有输入口的直流输入电流 II -10 +10 mA 所有输出口的直流输出电流 IO -10 +10 mA 总损耗功率 P — 300 mW 工作温度 TA -40 +85 ℃ 贮存温度 TS -55 +125 ℃ |