| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PL3536 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PL3536 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd |
|
4 / 8 page ![]() Datasheet Datasheet Datasheet Datasheet PL3536 PL3536 PL3536 PL3536 V1.0 © 2011 www.pmicro.com.cn 4 5 5 5 5 最大额定值 参数 符号 范围 单位 VDD 电压(1 脚) VDD -0.3 到 VDDclamp V CMP 输入(2 脚) CMP -0.3 到 7 V CS 输入(4 脚) CS -0.3 到 7 V FB 输入(3 脚) FB -0.3 到 7 V 最大工作结温 Tjmax 150 ℃ 存储温度 Tsto -55 到 150 ℃ 焊接温度(Soldering,10secs) Tlea 260 ℃ 注释:超过最大额定值可能损毁器件;超过推荐工作范围的芯片功能特性不能保证;长时间工作于最大额定条件下可能 会影响器件的稳定性。 6 6 6 6 推荐工作条件 参数 最小 最大 单位 工作环境温度 -40 +105 ℃ 7 7 7 7 结构框图 |