Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

DL401 Arkusz danych(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Numer części DL401
Szczegółowy opis  100 MHz FADC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Strona internetowa  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

DL401 Arkusz danych(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  DL401 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers DL401 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Manual
DL401
von Walter, Physikalisches Institut, Universität Heidelberg, 27.01.99
Seite: 6
2. BETRIEB
2.1. Konfigurierung
2.1.1. Jumper
J1
J2
Betriebsart
Jumper
Bemerkung
Internal Clock
J3,/J4
Quartz Clock
External Clock
J4,/J3
NIM-Input
Delay
Delay
do not change
Debug
J1, J2
do not change
2.1.2. SHORT-Adresse
Um das Modul im SHORT-Adressraum von VME ansprechen zu können, muß die gewünschte
Adresse des Moduls mit den Rotary-HEX-Schaltern auf der DL400 Basisplatine eingestellt werden
(siehe weiter unter 2.3. Programmierung).
2.1.3. Interne/Externe Clock
Falls die interne Clock mit 100 MHz benutzt werden soll, muß Internal Clock gesetzt
werden.
2.1.4. Nichtlineare/Lineare Kennlinie
Bei nichtlinearer Eingangsbeschaltung der FADCs ist der Zusammenhang zwischen dem
FADC-Code (C) und der Eingangsspannung (Ui) am Modul nach folgender Formel gegeben:
Ui =
C
256 - a * C
* Uo / K;
K (=10) kennzeichnet die Verstärkung des Anpaßverstärkers.
a (=0.75) ist der Expansionsfaktor.
Uo (=0.5V) ist die Referenzspannung bei Ui =0;
ACHTUNG: Bei linearer Eingangsbeschaltung des FADC müssen die Widerstände
R79…R82 (=15.4
Ω) unter den FADC chips entfernt werden (a=0, Uo = 2V).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com